データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091B データシート(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091B
部品情報  Single-cell lithium iron phosphate battery
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091B データシート(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4091B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
设置充电电流
在恒流模式,计算充电电流的公式为:
其中,
表示充电电流,单位为安培
表示
管脚到地的电阻
例如,如果需要
毫安的充电电流,可按下面的公式计算:
Ω
为了保证良好的稳定性和温度特性,
建议使用精度为1%的金属膜电阻。
通过测量
管脚的电压可以检测充电电流。充电电流可以用下面的公式计算:
再充电
当一个充电周期结束时,如果电池电压
检测输入端
的电压低于再充电阈值时,
自动开
始一个新的充电周期。
当用外部电阻将恒压充电电压向上调整时,再充电阈值也将等比例变化。
恒流
/恒压/恒温充电
采用恒流/恒压/恒温模式对电池充电,如图 所示。在恒流模式,充电电流为
.
。如果
的功耗过大,器件表面结温接近
℃,放大器
开始工作,自动调整充电电流,使器件的温
度保持在大约
℃。
漏极开路状态指示输出端
有两个漏极开路状态指示端,
,这两个状态指示端可以驱动发光二极管或单片机
端口。
用来指示充电状态,当充电器处于充电状态时,
为低电平;
用来指示充电结束状
态,当充电器处于充电结束状态时,
为低电平。当电池的温度处于正常温度范围之外时,
管脚都输出高阻态。
当电池没有接到充电器时,
很快将输出电容充电到恒压充电电压值,并进入充电结束状态,由
管脚工作电流对输出电容的放电效应,
管脚和
管脚的电压将慢慢下降,一直下降到再充电阈
值,
再次进入充电状态,这样在
管脚和
管脚形成一个电压幅度约为
的锯齿波,同
输出高阻态,
输出脉冲信号。
下表列出了两个状态指示端及其对应的充电器状态,假设
管脚接红色
管脚接绿色
当不用某个状态指示功能时,将不用的状态指示输出端接到地。
/
RPROG (k)
IBAT (mA)
5
230
4
290
3
380
2
580
1.66
690
1.5
760
1.33
860
1.2
958
1.15
1000
PROG
500
=1150 RPROG
IBAT
RPROG
IBAT
RPROG =1150/500mA=2.3K
RPROG
IBAT =(VPROG/RPROG)×1150
PROG
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
FB
FB
FB
Kelvin
CHRG
CHRG
CHRG
CHRG
CHRG
CHRG
DONE
DONE
DONE
DONE
DONE
DONE
1150/RPROG
90
3
Tamp
90
FB
BAT
BAT
300mV
LED
LED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com