データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091B データシート(PDF) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091B
部品情報  Single-cell lithium iron phosphate battery
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091B データシート(HTML) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4091B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
详细描述
是专门为单节磷酸铁锂电池而设计的线性充电器电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行
恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达
,不需要另加阻流二极
管和电流检测电阻。
包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端
和充电结
束指示输出端
。芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过
℃时自动降低充电电流,这个功能
可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。这样,
用户在设计充电电流时,可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进行设计就可以了,因为在最坏
情况下,
会自动减小充电电流。
当输入电压大于电源低电压检测阈值和电池端电压时,
开始对电池充电,
管脚输出低电平,
表示充电正在进行。如果电池电压
检测输入端
的电压低于
,充电器用小电流对电池进行预
充电。当电池电压
检测输入端
的电压超过
时,充电器采用恒流模式对电池充电,充电电流
管脚和
之间的电阻RPROG.确定。当电池电压
检测输入端
的电压接近电池端调制电压
时,充电电流逐渐减小,
进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期结
束,
端输出高阻态,
端开始输出低电平,表示充电周期结束,充电结束阈值是恒流充电电流
的10%。如果要开始新的充电周期,只要将输入电压断电,然后再上电就可以了。当电池电压
检测
输入端
的电压降到再充电阈值以下时,自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,
误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的误差在±
以内,满足了电池的要求。当输入电压
掉电或者输入电压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,电池端消耗的电流小于
,从而增
加了待机时间。上述充电过程如图
所示:
图4 充电过程示意图
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
1A
150
(FB)
2.0V
(FB)
2.0V
(FB)
PROG
GND
(FB)
50mV
Kelvin
Kelvin
Kelvin
Kelvin
2uA
4
DONE
DONE
CHRG
CHRG
CHRG



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com