| データシートサーチシステム |
|
STM32G071C8 データシート(PDF) 49 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G071C8 データシート(HTML) 49 Page - STMicroelectronics |
|
49 / 133 page ![]() Table 14. Port B alternate function mapping Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 PB0 SPI1_NSS/ I2S1_WS TIM3_CH3 TIM1_CH2N - USART3_RX LPTIM1_OUT UCPD1_FRSTX COMP1_OUT PB1 TIM14_CH1 TIM3_CH4 TIM1_CH3N - USART3_RTS _DE_CK LPTIM2_IN1 LPUART1_RTS _DE EVENTOUT PB2 - SPI2_MISO - - USART3_TX LPTIM1_OUT - EVENTOUT PB3 SPI1_SCK/ I2S1_CK TIM1_CH2 TIM2_CH2 - USART1_RTS _DE_CK - - EVENTOUT PB4 SPI1_MISO/ I2S1_MCK TIM3_CH1 - - USART1_CTS TIM17_BKIN - EVENTOUT PB5 SPI1_MOSI/ I2S1_SD TIM3_CH2 TIM16_BKIN - - LPTIM1_IN1 I2C1_SMBA COMP2_OUT PB6 USART1_TX TIM1_CH3 TIM16_CH1N - SPI2_MISO LPTIM1_ETR I2C1_SCL EVENTOUT PB7 USART1_RX SPI2_MOSI TIM17_CH1N - USART4_CTS LPTIM1_IN2 I2C1_SDA EVENTOUT PB8 CEC SPI2_SCK TIM16_CH1 - USART3_TX TIM15_BKIN I2C1_SCL EVENTOUT PB9 IR_OUT UCPD2_FRSTX TIM17_CH1 - USART3_RX SPI2_NSS I2C1_SDA EVENTOUT PB10 CEC LPUART1_RX TIM2_CH3 - USART3_TX SPI2_SCK I2C2_SCL COMP1_OUT PB11 SPI2_MOSI LPUART1_TX TIM2_CH4 - USART3_RX - I2C2_SDA COMP2_OUT PB12 SPI2_NSS LPUART1_RTS _DE TIM1_BKIN - - TIM15_BKIN UCPD2_FRSTX EVENTOUT PB13 SPI2_SCK LPUART1_CTS TIM1_CH1N - USART3_CTS TIM15_CH1N I2C2_SCL EVENTOUT PB14 SPI2_MISO UCPD1_FRSTX TIM1_CH2N - USART3_RTS _DE_CK TIM15_CH1 I2C2_SDA EVENTOUT PB15 SPI2_MOSI - TIM1_CH3N - TIM15_CH1N TIM15_CH2 - EVENTOUT |