| データシートサーチシステム |
|
SC3200 データシート(PDF) 38 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC3200 データシート(HTML) 38 Page - Advanced Micro Devices |
|
38 / 447 page ![]() 38 AMD Geode™ SC3200 Processor Data Book Signal Definitions Revision 5.1 Table 3-3. 432-EBGA Ball Assignment - Sorted Alphabetically by Signal Name Signal Name Ball No. A0 A17 A1 D16 A2 A18 A3 A15 A4 A16 A5 A14 A6 C15 A7 B14 A8 C14 A9 B13 A10 C13 A11 C12 A12 A12 A13 C11 A14 A11 A15 B10 A16 A7 A17 C7 A18 D7 A19 A6 A20 D6 A21 C6 A22 A5 A23 F4 AB1C AJ13 AB1D AL12 AB2C AJ12 AB2D AL11 AC97_CLK AJ14 AC97_RST# AJ15 ACK# U3 AD0 A17 AD1 D16 AD2 A18 AD3 A15 AD4 A16 AD5 A14 AD6 C15 AD7 B14 AD8 C14 AD9 B13 AD10 C13 AD11 C12 AD12 A12 AD13 C11 AD14 A11 AD15 B10 AD16 A7 AD17 C7 AD18 D7 AD19 A6 AD20 D6 AD21 C6 AD22 A5 AD23 F4 AD24 C5 AD25 D5 AD26 A4 AD27 B4 AD28 C4 AD29 A3 AD30 C2 AD31 B3 AFD#/DSTRB# AB2 AVCCUSB AF4 AVSSPLL2 R3 AVSSPLL3 E28 AVSSUSB AG1 BA0 P30 BA1 P31 BHE# B5 BIT_CLK AL14 BOOT16 G4 BUSY/WAIT# T1 C/BE0# A13 C/BE1# A10 C/BE2# D8 C/BE3# A8 CASA# N30 CKEA AC28 CLK27M A23 CLK32 H29 CLKSEL0 F3 CLKSEL1 B27 CLKSEL2 AK3 CLKSEL3 AL13 CS0# P29 CS1# AK29 CTS2# AJ2 D0 C5 D1 D5 D2 A4 D3 B4 D4 C4 D5 A3 D6 C2 D7 B3 D8 A13 Signal Name Ball No. D9 A10 D10 D8 D11 A8 D12 C10 D13 B8 D14 C8 D15 D9 DCD2# AG4 DEVSEL# B5 DID0 D4 DID1 D2 DNEG_PORT1 AG3 DNEG_PORT2 AG2 DNEG_PORT3 AF3 DOCCS# H3, AJ13 DOCR# F1 DOCW# G3 DPOS_PORT1 AH2 DPOS_PORT2 AH1 DPOS_PORT3 AE4 DQM0 M31 DQM1 AF31 DQM2 AL26 DQM3 AJ21 DQM4 T28 DQM5 AC30 DQM6 AJ26 DQM7 AJ20 DSR2# AJ1 DTR1#/BOUT1 A28 DTR2#/BOUT2 AH3 ERR# AA3 F_AD0 AA1 F_AD1 Y1 F_AD2 W3 F_AD3 W2 F_AD4 V1 F_AD5 V2 F_AD6 V3 F_AD7 U1 F_C/BE0# AA3 F_C/BE1# T1 F_C/BE2# T3 F_C/BE3# T4 F_DEVSEL# AL15 F_FRAME# AB1 F_GNT0# AK14 F_IRDY# W1 F_STOP# AJ15 Signal Name Ball No. |