| データシートサーチシステム |
|
SC3200 データシート(PDF) 41 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC3200 データシート(HTML) 41 Page - Advanced Micro Devices |
|
41 / 447 page ![]() AMD Geode™ SC3200 Processor Data Book 41 Signal Definitions Revision 5.1 VIO (Total of 35) A2, A30, B1, B6, B11, B16, B20, B25, B31, C3, C29, G2, G30, L3, M1, M2, M30, N1, T2, Y2, Y30, AC3, AE2, AE30, AJ3, AJ29, AK1, AK6, AK11, AK16, AK20, AK25, AK31, AL2, AL30 VPCKIN AH7 VPD0 AH9 VPD1 AK8 VPD2 AJ8 VPD3 AL7 VPD4 AH8 VPD5 AL6 VPD6 AJ7 VPD7 AJ6 VPLL2 R1 Signal Name Ball No. VPLL3 C31 VSB F29 VSBL H28 VSS (Total of 61) A1, A31, B2, B7, B12, B15, B17, B21, B26, B30, D10, D12, D14, D18, D20, D22, F2, F30, K2, K4, K28, L1, L2, L30, M4, M28, N3, P3, P4, P28, R2, R30, U2, U30, V4, V28, Y4, Y28, AA2, AA30, AB4, AB28, AC4, AF2, AF30, AH10, AH12, AH14, AH18, AH20, AH22, AK2, AK7, AK12, AK15, AK17, AK21, AK26, AK30, AL1, AL31 Signal Name Ball No. VSYNC J2 WEA# N29 WR# G1 X27I A29 X27O D27 X32I C30 X32O D29 Signal Name Ball No. Table 3-3. 432-EBGA Ball Assignment - Sorted Alphabetically by Signal Name (Continued) |