| データシートサーチシステム |
|
SC3200 データシート(PDF) 6 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC3200 データシート(HTML) 6 Page - Advanced Micro Devices |
|
6 / 447 page ![]() 6 AMD Geode™ SC3200 Processor Data Book List of Figures Revision 5.1 Figure 7-5. Capture Video Mode Bob Example Using One Video Frame Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Figure 7-6. Capture Video Mode Weave Example Using Two Video Frame Buffers . . . . . . . . . . . . . . . 334 Figure 7-7. Video Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Figure 7-8. Horizontal Downscaler Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Figure 7-9. Linear Interpolation Calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Figure 7-10. Mixer/Blender Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Figure 7-11. Graphics/Video Frame with Alpha Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Figure 7-12. Color Key and Alpha Blending Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Figure 7-13. TFT Power Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Figure 7-14. PLL Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Figure 9-1. Differential Input Sensitivity for Common Mode Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Figure 9-2. Drive level and Measurement Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Figure 9-3. Memory Controller Drive Level and Measurement Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Figure 9-4. Memory Controller Output Valid Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Figure 9-5. Read Data In Setup and Hold Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Figure 9-6. Video Input Port Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Figure 9-7. TFT Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Figure 9-8. ACB Signals: Rising Time and Falling Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Figure 9-9. ACB Start and Stop Condition Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Figure 9-10. ACB Start Condition Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Figure 9-11. ACB Data Bit Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Figure 9-12. Testing Setup for Slew Rate and Minimum Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Figure 9-13. V/I Curves for PCI Output Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Figure 9-14. PCICLK Timing and Measurement Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Figure 9-15. Load Circuits for Maximum Time Measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Figure 9-16. Output Timing Measurement Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Figure 9-17. Input Timing Measurement Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Figure 9-18. PCI Reset Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Figure 9-19. Sub-ISA Read Operation Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Figure 9-20. Sub-ISA Write Operation Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Figure 9-21. LPC Output Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Figure 9-22. LPC Input Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Figure 9-23. IDE Reset Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Figure 9-24. Register Transfer to/from Device Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Figure 9-25. PIO Data Transfer to/from Device Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Figure 9-26. Multiword DMA Data Transfer Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Figure 9-27. Initiating an UltraDMA Data in Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Figure 9-28. Sustained UltraDMA Data In Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Figure 9-29. Host Pausing an UltraDMA Data In Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Figure 9-30. Device Terminating an UltraDMA Data In Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Figure 9-31. Host Terminating an UltraDMA Data In Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Figure 9-32. Initiating an UltraDMA Data Out Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Figure 9-33. Sustained UltraDMA Data Out Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Figure 9-34. Device Pausing an UltraDMA Data Out Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Figure 9-35. Host Terminating an UltraDMA Data Out Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Figure 9-36. Device Terminating an UltraDMA Data Out Burst Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Figure 9-37. Data Signal Rise and Fall Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Figure 9-38. Source Differential Data Jitter Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Figure 9-39. EOP Width Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Figure 9-40. Receiver Jitter Tolerance Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Figure 9-41. UART, Sharp-IR, SIR, and Consumer Remote Control Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . 422 Figure 9-42. Fast IR (MIR and FIR) Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Figure 9-43. Standard Parallel Port Typical Data Exchange Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Figure 9-44. Enhanced Parallel Port Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Figure 9-45. ECP Forward Mode Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 |