| データシートサーチシステム |
|
MPC8347ECVRADDB データシート(PDF) 64 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8347ECVRADDB データシート(HTML) 64 Page - NXP Semiconductors |
|
64 / 99 page ![]() MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 12 64 Freescale Semiconductor Package and Pin Listings TSEC2_TXD[3:0]/GPIO1[17:20] B5, A5, F8, B6 I/O LVDD2 — TSEC2_TX_ER/GPIO1[24] F14 I/O OVDD — TSEC2_TX_EN/GPIO1[12] C5 I/O LVDD2 3 TSEC2_TX_CLK/GPIO1[30] E14 I/O OVDD — DUART UART_SOUT[1:2]/MSRCID[0:1]/LSRCID[0:1] AK27, AN29 O OVDD — UART_SIN[1:2]/MSRCID[2:3]/LSRCID[2:3] AL28, AM29 I/O OVDD — UART_CTS[1]/MSRCID4/LSRCID4 AP30 I/O OVDD — UART_CTS[2]/MDVAL/ LDVAL AN30 I/O OVDD — UART_RTS[1:2] AP31, AM30 O OVDD — I2C interface IIC1_SDA AK29 I/O OVDD 2 IIC1_SCL AP32 I/O OVDD 2 IIC2_SDA AN31 I/O OVDD 2 IIC2_SCL AM31 I/O OVDD 2 SPI SPIMOSI/LCS[6] AN32 I/O OVDD — SPIMISO/LCS[7] AP33 I/O OVDD — SPICLK AK30 I/O OVDD — SPISEL AL31 I OVDD — Clocks PCI_CLK_OUT[0:2] AN9, AP9, AM10 O OVDD — PCI_CLK_OUT[3]/LCS[6] AN10 O OVDD — PCI_CLK_OUT[4]/LCS[7] AJ11 O OVDD — PCI_SYNC_IN/PCI_CLOCK AK12 I OVDD — PCI_SYNC_OUT AP11 O OVDD 3 RTC/PIT_CLOCK AM32 I OVDD — CLKIN AM9 I OVDD — JTAG TCK E20 I OVDD — TDI F20 I OVDD 4 TDO B20 O OVDD 3 TMS A20 I OVDD 4 TRST B19 I OVDD 4 Table 55. MPC8347EA (TBGA) Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |