| データシートサーチシステム |
|
MPC8347ECVRADDB データシート(PDF) 73 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8347ECVRADDB データシート(HTML) 73 Page - NXP Semiconductors |
|
73 / 99 page ![]() MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 12 Freescale Semiconductor 73 Package and Pin Listings I2C interface IIC1_SDA E5 I/O OVDD 2 IIC1_SCL A6 I/O OVDD 2 IIC2_SDA B6 I/O OVDD 2 IIC2_SCL E7 I/O OVDD 2 SPI SPIMOSI/LCS[6] D7 I/O OVDD — SPIMISO/LCS[7] C7 I/O OVDD — SPICLK B7 I/O OVDD — SPISEL A7 I OVDD — Clocks PCI_CLK_OUT[0:2] Y1, W3, W2 O OVDD — PCI_CLK_OUT[3]/LCS[6] W1 O OVDD — PCI_CLK_OUT[4]/LCS[7] V3 O OVDD — PCI_SYNC_IN/PCI_CLOCK U4 I OVDD — PCI_SYNC_OUT U5 O OVDD 3 RTC/PIT_CLOCK E9 I OVDD — CLKIN W5 I OVDD — JTAG TCK H27 I OVDD — TDI H28 I OVDD 4 TDO M24 O OVDD 3 TMS J27 I OVDD 4 TRST K26 I OVDD 4 Test TEST F28 I OVDD 6 TEST_SEL T3 I OVDD 6 PMC QUIESCE K27 O OVDD — System Control PORESET K28 I OVDD — HRESET M25 I/O OVDD 1 SRESET L27 I/O OVDD 2 Table 56. MPC8347EA (PBGA) Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |