データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MBT3904T データシート(PDF) 3 Page - AiT Semiconductor Inc.

部品番号 MBT3904T
部品情報  SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.

MBT3904T データシート(HTML) 3 Page - AiT Semiconductor Inc.

  MBT3904T Datasheet HTML 1Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 2Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 3Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 4Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 5Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 6Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 7Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 8Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 9Page - AiT Semiconductor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
AiT Semiconductor Inc.
www.ait-ic.com
MBT3904T
SWITCHING TRANSISTOR
NPN TRANSISTOR
REV1.0
- MAY 2017 RELEASED -
- 3 -
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TA = 25°C, unless otherwise noted
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Max
Unit
OFF CHARACTERISTICS
Collector–Emitter Breakdown
VoltageNOTE3
V (BR)CEO IC = 1.0mAdc
40
-
Vdc
Collector–Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO IC = 10μAdc
60
-
Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage
V(BR)EBO
IE = 10μAdc
6.0
-
Vdc
Base Cutoff Current
IBL
VCE = 30Vdc, VEB = 3.0Vdc
-
50
nAdc
Collector Cutoff Current
ICEX
VCE = 30Vdc, VEB = 3.0Vdc
-
50
nAdc
ON CHARACTERISTICSNOTE3
DC Current GainNOTE1
hFE
IC = 0.1mAdc, VCE = 1.0Vdc
40
-
-
IC = 1.0mAdc, VCE = 1.0Vdc
70
-
IC = 10mAdc, VCE = 1.0Vdc
100
300
IC = 50mAdc, VCE = 1.0Vdc
60
-
IC = 100mAdc, VCE = 1.0Vdc
30
-
Collector–Emitter Saturation
Voltage
VCE(sat)
IC = 10mAdc, IB = 1.0mAdc
NOTE3
-
0.2
Vdc
IC = 50mAdc,IB = 5.0mAdc
-
0.3
Base–Emitter Saturation Voltage
NOTE3
VBE(sat)
IC = 10mAdc,IB = 1.0mAdc
0.65
0.85
Vdc
IC = 50mAdc, IB = 5.0mAdc
-
0.95



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com