データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MBT3904T データシート(PDF) 4 Page - AiT Semiconductor Inc.

部品番号 MBT3904T
部品情報  SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.

MBT3904T データシート(HTML) 4 Page - AiT Semiconductor Inc.

  MBT3904T Datasheet HTML 1Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 2Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 3Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 4Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 5Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 6Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 7Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 8Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 9Page - AiT Semiconductor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
AiT Semiconductor Inc.
www.ait-ic.com
MBT3904T
SWITCHING TRANSISTOR
NPN TRANSISTOR
REV1.0
- MAY 2017 RELEASED -
- 4 -
TA = 25°C, unless otherwise noted
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Max
Unit
SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS
Current–Gain — Bandwidth
Product
fT
IC = 10mAdc, VCE= 20Vdc,
f = 100MHz
200
-
MHz
Output Capacitance
Cobo
VCB = 5.0Vdc, IE = 0,
f = 1.0MHz
-
4.0
pF
Input Capacitance
Cibo
VBE = 0.5Vdc, IC = 0,
f = 1.0MHz
-
8.0
pF
Input Impedance
hie
VCE = 10Vdc, IC = 1.0mAdc,
f = 1.0kHz
1.0
10
Voltage Feedback Ratio
hre
VCE = 10Vdc, IC = 1.0mAdc,
f = 1.0kHz
0.5
8.0
X10–4
Small–Signal Current Gain
hfe
VCE = 10Vdc, IC = 1.0mAdc,
f = 1.0kHz
100
400
-
Output Admittance
hoe
VCE = 10Vdc, IC = 1.0mAdc,
f = 1.0kHz
1.0
40
mhos
Noise Figure
NF
VCE = 5.0Vdc, IC = 100μAdc,
RS = 1.0kΩ, f = 1.0kHz
-
5.0
dB
SWITCHING CHARACTERISTICS
Delay Time
td
VCC = 3.0Vdc,VBE = 0.5Vdc
IC = 10mAdc, IB1 = 1.0mAdc
-
35
ns
Rise Time
tr
-
35
Storage Time
ts
VCC = 3.0Vdc, IC = 10mAdc,
IB1 = IB2 = 1.0mAdc
-
200
ns
Fall Time
tf
-
50
NOTE1: FR-4 Minimum Pad.
NOTE2: FR-4 1.0 x 1.0 Inch Pad.
NOTE3: Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com