データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MBT3904T データシート(PDF) 9 Page - AiT Semiconductor Inc.

部品番号 MBT3904T
部品情報  SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.

MBT3904T データシート(HTML) 9 Page - AiT Semiconductor Inc.

Back Button MBT3904T Datasheet HTML 2Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 3Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 4Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 5Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 6Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 7Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 8Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 9Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 10Page - AiT Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
AiT Semiconductor Inc.
www.ait-ic.com
MBT3904T
SWITCHING TRANSISTOR
NPN TRANSISTOR
REV1.0
- MAY 2017 RELEASED -
- 9 -
PACKAGE INFORMATION
Dimension in SC-89 Package (Unit: mm)
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
1.50
1.70
0.059
0.067
B
0.75
0.95
0.030
0.040
C
0.60
0.80
0.024
0.031
D
0.23
0.33
0.009
0.013
G
0.50 BSC
0.020 BSC
H
0.53 REF
0.021 REF
J
0.10
0.20
0.004
0.008
K
0.30
0.50
0.012
0.020
L
1.10 REF
0.043 REF
M
-
10°
-
10°
N
-
10°
-
10°
S
1.50
1.70
0.059
0.067



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com