データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MBT3904T データシート(PDF) 7 Page - AiT Semiconductor Inc.

部品番号 MBT3904T
部品情報  SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.

MBT3904T データシート(HTML) 7 Page - AiT Semiconductor Inc.

Back Button MBT3904T Datasheet HTML 2Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 3Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 4Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 5Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 6Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 7Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 8Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 9Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904T Datasheet HTML 10Page - AiT Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
AiT Semiconductor Inc.
www.ait-ic.com
MBT3904T
SWITCHING TRANSISTOR
NPN TRANSISTOR
REV1.0
- MAY 2017 RELEASED -
- 7 -
h PARAMETERS VCE = 10Vdc, f = 1.0kHz, TA = 25°C
Figure 11. Current Gain
Figure 12. Output Admittance
Figure 13. Input Impedance
Figure 14. Voltage Feedback Ratio



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com