| データシートサーチシステム |
|
STM32U535NET6QTR データシート(PDF) 97 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U535NET6QTR データシート(HTML) 97 Page - STMicroelectronics |
|
97 / 278 page ![]() Table 26. STM32U535xx pin/ball definitions(1) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions - - - - - 1 B1 - - - 1 B2 PE2 I/O FT_ha - TRACECLK, TIM3_ETR, SAI1_CK1, TSC_G7_IO1, LPGPIO1_P14, SAI1_MCLK_A, EVENTOUT - - C11 - - - 2 B2 - - - 2 A1 PE3 I/O FT_hat - TRACED0, TIM3_CH1, OCTOSPI1_DQS, TSC_G7_IO2, LPGPIO1_P15, SAI1_SD_B, EVENTOUT TAMP_IN6/ TAMP_OUT3 - B12 - - - 3 B3 - - - 3 B1 PE4 I/O FT_hat - TRACED1, TIM3_CH2, SAI1_D2, TSC_G7_IO3, DCMI_D4/PSSI_D4, SAI1_FS_A, EVENTOUT WKUP1, TAMP_IN7/ TAMP_OUT8 - D10 - - - 4 D3 - - - 4 C2 PE5 I/O FT_hat - TRACED2, TIM3_CH3, SAI1_CK2, TSC_G7_IO4, DCMI_D6/PSSI_D6, SAI1_SCK_A, EVENTOUT WKUP2, TAMP_IN8/ TAMP_OUT7 - - - - - 5 C2 - - - 5 D2 PE6 I/O FT_ht - TRACED3, TIM3_CH4, SAI1_D1, DCMI_D7/PSSI_D7, SAI1_SD_A, EVENTOUT WKUP3, TAMP_IN3/ TAMP_OUT6 1 B14 1 B1 B15 6 C1 1 1 B2 6 E2 VBAT S - - - VBAT 2 D12 2 B3 C14 7 E3 2 2 A2 7 C1 PC13 I/O FT (2) (3) EVENTOUT WKUP2, RTC_TS/ RTC_OUT1, TAMP_IN1/ TAMP_OUT2 |