| データシートサーチシステム |
|
STM32U535NET6QTR データシート(PDF) 98 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U535NET6QTR データシート(HTML) 98 Page - STMicroelectronics |
|
98 / 278 page ![]() 3C13 3 C1 C16 8 D1 3 3 A1 8 D1 PC14- OSC32_IN (PC14) I/O FT_o (2) (3) EVENTOUT OSC32_IN 4D14 4 C2 D15 9 D2 4 4 B1 9 E1 PC15- OSC32_OUT (PC15) I/O FT_o (2) (3) EVENTOUT OSC32_OUT - - - - - 10 L10 - - - 10 D3 VSS S - - - - -- - - - 11 B7 - - - 11 C4 VDD S - - - - 5 E13 5 D1 E16 12 E1 5 5 C1 12 F1 PH0- OSC_IN (PH0) I/O FT - EVENTOUT OSC_IN 6 E11 6 D2 F15 13 E2 6 6 D1 13 G1 PH1- OSC_OUT (PH1) I/O FT - EVENTOUT OSC_OUT 7 E9 7 E1 E14 14 F1 7 7 E1 14 H2 NRST I/O RST - - NRST - - 8 E2 - 15 F2 - 8 E3 15 H1 PC0 I/O FT_fha - LPTIM1_IN1, OCTOSPI1_IO7, I2C3_SCL(boot), SPI2_RDY, LPUART1_RX, SDMMC1_D5, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC1_IN1, ADC4_IN1 - - 9 E3 F13 16 G1 - 9 E2 16 J2 PC1 I/O FT_fhav - TRACED0, LPTIM1_CH1, SPI2_MOSI, I2C3_SDA(boot), LPUART1_TX, OCTOSPI1_IO4, SAI1_SD_A, EVENTOUT ADC1_IN2, ADC4_IN2 Table 26. STM32U535xx pin/ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |