| データシートサーチシステム |
|
STM32U535NET6QTR データシート(PDF) 42 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U535NET6QTR データシート(HTML) 42 Page - STMicroelectronics |
|
42 / 278 page ![]() Functional overview STM32U535xx 42/278 DS14217 Rev 1 RTC/TAMP O O O OO OO OO OO OO Number of RTC tamper pins 88 8 O8 O8 O8 O8 O8 USB O(11) O(11) - O- -- -- -- -- USARTx (x = 1,3,4,5) O O O(12) O(12) - -- -- -- -- Low-power UART (LPUART1) OO O(12) O(12) O(12) O(12) - -- -- -- I2Cx (x = 1, 2, 4) O O O(13) O(13) - -- -- -- -- I2C3 O O O(13) O(13) O(13) O(13) - -- -- -- SPIx (x = 1, 2) O O O(14) O(14) - -- -- -- -- SPI3 O O O(14) O(14) O(14) O(14) FDCAN1 O O - -- -- -- -- -- SDMMC1 O O - -- -- -- -- -- SAI1 O O - -- -- -- -- -- ADC1 O O - -- -- -- -- -- ADC4 O O O(15) O(15) O(15) O(15) - -- -- -- DAC1 (2 converters) O O O -O -- -- -- -- VREFBUF O O O -O -- -- -- -- OPAMP1 O O O -O -- -- -- -- COMP1 O O O OO O- -- -- -- Timers (TIMx) O O - -- -- -- -- -- LPTIMx (x = 1, 3, 4) O O O(16) O(16) O(16) O(16) - -- -- -- LPTIM2 O O O(16) O(16) - -- -- -- -- IWDG (independent watchdog) OO O OO OO OO O- -- WWDG (window watchdog) OO - -- -- -- -- -- SysTick timer O O - -- -- -- -- -- MDF1 (multi-function digital filter) OO O(17) O(17) - -- -- -- -- ADF1 (audio digital filter) OO O(17) O(17) O(17) O(17) - -- -- -- Table 10. Functionalities depending on the working mode(1) (continued) Peripheral Run Sleep Stop 0/1 Stop 2 Stop 3 Standby Shutdown VBAT - - - - - |