| データシートサーチシステム |
|
R3111Q552B データシート(PDF) 23 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R3111Q552B データシート(HTML) 23 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. |
|
23 / 43 page ![]() R3111x 23 R3111E (TO-92) is the discontinued product as of April, 2017. Package Dimensions (SC-88A) 2.0±0.2 1.3±0.2 5 1 2 3 4 Unit : mm 0.2 A 0.65 0.15±0.07 0~14 0.15 + 0.1 - 0.05 B 0.10 S AB 0.10 S S Mark Specification (SC-88A) : Product Code …Refer to Mark Specification Table (SC-88A). : Lot No. ………... Alphanumeric Serial Number ①②③ ④⑤⑥ 5 1 2 3 4 |