| データシートサーチシステム |
|
R3111Q552B データシート(PDF) 29 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R3111Q552B データシート(HTML) 29 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. |
|
29 / 43 page ![]() R3111x 29 R3111E (TO-92) is the discontinued product as of April, 2017. Package Dimensions (SOT-23-3) Unit: mm 0.8 0~0.1 2.9 ±0.2 1.9 ±0.2 (0.95) (0.95) 0.4 ±0.1 1 2 3 0.16-0.06 +0.1 1.1-0.1 1.4MAX. +0.2 Mark Specification (SOT-23-3) : Product Code …Refer to Mark Specification Table (SOT-23-3). : Lot No. ………... Alphanumeric Serial Number 12 3 |