| データシートサーチシステム |
|
ST52T430K3 データシート(PDF) 83 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T430K3 データシート(HTML) 83 Page - STMicroelectronics |
|
83 / 88 page ![]() ST52T430/E430 83/88 Table 12.16 PDIP32 Shrink PACKAGE MECHANICAL DATA DIM mm inch MIN TYP. MAX MIN TYP. MAX A 0.140 0.148 0.200 A1 0.02 A2 0.120 0.140 0.18 b 0.014 0.018 0.023 b1 0.030 0.040 0.055 C 0.008 0.010 0.014 D 1.080 1.100 1.120 E 0.390 0.410 0.435 E1 0.300 0.350 0.370 e 0.070 eAl 0.400 eB 0.500 eC 0.055 L 0.100 0.120 0.150 1 32 17 16 b1 b e D E eC E1 eA eB C |