| データシートサーチシステム |
|
ST52T430K3 データシート(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T430K3 データシート(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 88 page ![]() ST52T430/E430 40/88 Figure 6.3 Configuration Register 12 Figure 6.4 Configuration Register 16 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 PA1T: Pin PA1/T0OUT setting not used REG_CONF 12 DIGITAL PORT PA2T: Pin PA2/T1OUT setting PA3T: Pin PA3/T2OUT setting PA78: PORT A size D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 P6SL: Pin T0OUT/PC1setting not used REG_CONF 16 DIGITAL PORT P7SL: Pin T1OUT/PC2 setting P8SL: Pin T2OUT/PC3 setting P9SL: Pin Tx/PC4 setting |