| データシートサーチシステム |
|
HD64F2149YV データシート(PDF) 840 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD64F2149YV データシート(HTML) 840 Page - Renesas Technology Corp |
|
840 / 1075 page ![]() Appendix A Instruction Set Rev. 3.00 Jan 18, 2006 page 812 of 1044 REJ09B0280-0300 Mnemonic Addressing Mode and Instruction Length (Bytes) IH N Z V C MOV POP PUSH LDM*4 STM*4 MOVFPE MOVTPE MOV.L #xx:32,ERd MOV.L ERs,ERd MOV.L @ERs,ERd MOV.L @(d:16,ERs),ERd MOV.L @(d:32,ERs),ERd MOV.L @ERs+,ERd MOV.L @aa:16,ERd MOV.L @aa:32,ERd MOV.L ERs,@ERd MOV.L ERs,@(d:16,ERd) MOV.L ERs,@(d:32,ERd) MOV.L ERs,@-ERd MOV.L ERs,@aa:16 MOV.L ERs,@aa:32 POP.W Rn POP.L ERn PUSH.W Rn PUSH.L ERn LDM @SP+,(ERm-ERn) STM (ERm-ERn),@-SP MOVFPE @aa:16,Rd MOVTPE Rs,@aa:16 #xx:32 →ERd32 ERs32 →ERd32 @ERs →ERd32 @(d:16,ERs) →ERd32 @(d:32,ERs) →ERd32 @ERs →ERd32,ERs32+4→ERs32 @aa:16 →ERd32 @aa:32 →ERd32 ERs32 →@ERd ERs32 →@(d:16,ERd) ERs32 →@(d:32,ERd) ERd32-4 →ERd32,ERs32→@ERd ERs32 →@aa:16 ERs32 →@aa:32 @SP →Rn16,SP+2→SP @SP →ERn32,SP+4→SP SP-2 →SP,Rn16→@SP SP-4 →SP,ERn32→@SP (@SP →ERn32,SP+4→SP) Repeated for each restored register. (SP-4 →SP,ERn32→@SP) Repeated for each saved register. L L L L L L L L L L L L L L W L W L L L 6 2 4 4 6 10 6 10 4 4 6 8 6 8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 1 4 5 7 5 5 6 4 5 7 5 5 6 3 5 3 5 7/9/11 [1] 7/9/11 [1] [2] [2] 2 4 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Operation Condition Code No. of States*1 Cannot be used with the LSI. — — — — |