| データシートサーチシステム |
|
H8/3021 データシート(PDF) 591 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8/3021 データシート(HTML) 591 Page - Renesas Technology Corp |
|
591 / 712 page ![]() Appendix A. Instruction Set Rev.2.00 Mar. 22, 2007 Page 567 of 684 REJ09B0352-0200 4. Shift instructions Condition Code Mnemonic Operation I H N Z V C SHAL.B Rd B 2 — — 2 SHAL.W Rd W 2 — — 2 SHAL.L ERd L 2 — — 2 SHAR.B Rd B 2 — — 0 2 SHAR.W Rd W 2 — — 0 2 SHAR.L ERd L 2 — — 0 2 SHLL.B Rd B 2 — — 0 2 SHLL.W Rd W 2 — — 0 2 SHLL.L ERd L 2 — — 0 2 SHLR.B Rd B 2 — — 0 2 SHLR.W Rd W 2 — — 0 2 SHLR.L ERd L 2 — — 0 2 ROTXL.B Rd B 2 — — 0 2 ROTXL.W Rd W 2 — — 0 2 ROTXL.L ERd L 2 — — 0 2 ROTXR.B Rd B 2 — — 0 2 ROTXR.W Rd W 2 — — 0 2 ROTXR.L ERd L 2 — — 0 2 ROTL.B Rd B 2 — — 0 2 ROTL.W Rd W 2 — — 0 2 ROTL.L ERd L 2 — — 0 2 ROTR.B Rd B 2 — — 0 2 ROTR.W Rd W 2 — — 0 2 ROTR.L ERd L 2 — — 0 2 Addressing Mode and Instruction Length (bytes) No. of States *1 MSB LSB 0 C C MSB LSB MSB LSB 0 C 0 C MSB LSB C MSB LSB C MSB LSB C MSB LSB C MSB LSB |