データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A8732 データシート(PDF) 11 Page - Allegro MicroSystems

部品番号 A8732
部品情報  Ultra Small Mobile Phone Xenon Photoflash Capacitor Charger with IGBT Driver
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
ホームページ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

A8732 データシート(HTML) 11 Page - Allegro MicroSystems

Back Button A8732 Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems A8732 Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems A8732 Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems A8732 Datasheet HTML 10Page - Allegro MicroSystems A8732 Datasheet HTML 11Page - Allegro MicroSystems A8732 Datasheet HTML 12Page - Allegro MicroSystems A8732 Datasheet HTML 13Page - Allegro MicroSystems A8732 Datasheet HTML 14Page - Allegro MicroSystems A8732 Datasheet HTML 15Page - Allegro MicroSystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
Ultra Small Mobile Phone Xenon Photoflash
Capacitor Charger with IGBT Driver
11
Allegro MicroSystems, Inc.
115 Northeast Cutoff
Worcester, Massachusetts 01615-0036 U.S.A.
1.508.853.5000; www.allegromicro.com
A8732
Charging Waveforms
Output Capacitor Charging at Various Peak Current Limits
Test conditions: VIN = 3.0 V, VBAT = 3.7 V, COUT = 100 μF / 330 V UCC, transformer = T-16-024A (LPRIMARY =12.8 μH, N = 10.25), at room temperature
Oscilloscope settings: Ch1 = ¯D¯¯O¯¯N¯¯E¯ (5 V / div), Ch2 = Output Voltage (50 V / div), Ch3 = Input Current (100 mA / div), Time scale = 1 sec / div
t
VOUT
IIN
VDONE
C2,C3
C1
VOUT
IIN
VDONE
C2,C3
C1
VOUT
IIN
VDONE
C2,C3
C1
VOUT
IIN
VDONE
C2,C3
C1
ILIM9 (0.93 A)
ILIM5 (1.22 A)
ILIM1 (1.5 A)
ILIM11 (0.79 A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com