| データシートサーチシステム |
|
5000 データシート(PDF) 50 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5000 データシート(HTML) 50 Page - Intel Corporation |
|
50 / 104 page ![]() Land Listing 50 Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5000 Series Datasheet VSS B1 Power/Other VSS F7 Power/Other VSS B11 Power/Other VSS G1 Power/Other VSS B14 Power/Other VSS H10 Power/Other VSS B17 Power/Other VSS H11 Power/Other VSS B20 Power/Other VSS H12 Power/Other VSS B24 Power/Other VSS H13 Power/Other VSS B5 Power/Other VSS H14 Power/Other VSS B8 Power/Other VSS H17 Power/Other VSS H18 Power/Other VSS P28 Power/Other VSS H19 Power/Other VSS P29 Power/Other VSS H20 Power/Other VSS P30 Power/Other VSS H21 Power/Other VSS P4 Power/Other VSS H22 Power/Other VSS P7 Power/Other VSS H23 Power/Other VSS R2 Power/Other VSS H24 Power/Other VSS R23 Power/Other VSS H25 Power/Other VSS R24 Power/Other VSS H26 Power/Other VSS R25 Power/Other VSS H27 Power/Other VSS R26 Power/Other VSS H28 Power/Other VSS R27 Power/Other VSS H29 Power/Other VSS R28 Power/Other VSS H3 Power/Other VSS R29 Power/Other VSS H6 Power/Other VSS R30 Power/Other VSS H7 Power/Other VSS R5 Power/Other VSS H8 Power/Other VSS R7 Power/Other VSS H9 Power/Other VSS T3 Power/Other VSS J4 Power/Other VSS T6 Power/Other VSS J7 Power/Other VSS T7 Power/Other VSS K2 Power/Other VSS U1 Power/Other VSS K5 Power/Other VSS U7 Power/Other VSS K7 Power/Other VSS V23 Power/Other VSS L23 Power/Other VSS V24 Power/Other VSS L24 Power/Other VSS V25 Power/Other VSS L25 Power/Other VSS V26 Power/Other VSS L26 Power/Other VSS V27 Power/Other VSS L27 Power/Other VSS V28 Power/Other VSS L28 Power/Other VSS V29 Power/Other VSS L29 Power/Other VSS V3 Power/Other VSS L3 Power/Other VSS V30 Power/Other VSS L30 Power/Other VSS V6 Power/Other VSS L6 Power/Other VSS V7 Power/Other VSS L7 Power/Other VSS W4 Power/Other VSS M1 Power/Other VSS W7 Power/Other VSS M7 Power/Other VSS Y2 Power/Other VSS N3 Power/Other VSS Y5 Power/Other VSS N6 Power/Other VSS Y7 Power/Other VSS N7 Power/Other VSS_DIE_SENSE AN4 Power/Other Output VSS P23 Power/Other VSS_DIE_SENSE2 AL7 Power/Other Output VSS P24 Power/Other VSSA B23 Power/Other Input Table 4-1. Land Listing by Land Name (Sheet 8 of 9) Land Name Land No. Signal Buffer Type Direction Land Name Land No. Signal Buffer Type Direction |