データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AK8180D データシート(PDF) 10 Page - Asahi Kasei Microsystems

部品番号 AK8180D
部品情報  2.5V, 3.3V LVCMOS 1:10 Clock Fanout Buffer
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
ホームページ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK8180D データシート(HTML) 10 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK8180D Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK8180D Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK8180D Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK8180D Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK8180D Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK8180D Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AK8180D Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AK8180D Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems AK8180D Datasheet HTML 12Page - Asahi Kasei Microsystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
AK8180D
Oct-2011
MS1306-E-01
- 10 -
Package Information
 Mechanical data : 32-lead LQFP
゜~5゜
0.10
M
0.30~0.45
1
8
9
16
17
24
25
32
7.00
9.00±0.20
0.80
1
0.40~0.80
S
S
0.10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com