| データシートサーチシステム |
|
FC80960HD32SL2GL データシート(PDF) 96 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FC80960HD32SL2GL データシート(HTML) 96 Page - Intel Corporation |
|
96 / 102 page ![]() 80960HA/HD/HT 90 Advance Information Datasheet VCC1 : linkage bit_vector(0 to 23); VCC2 : linkage bit_vector(0 to 23); VSS1 : linkage bit_vector(0 to 23); VSS2 : linkage bit_vector(0 to 23) ); use STD_1149_1_1990.all; use i960ha_a.all; attribute PIN_MAP of Ha_Processor : entity is PHYSICAL_PIN_MAP; constant PQ2:PIN_MAP_STRING := “A : (151, 150, 147, 146, 145, 144, 141, 140, 139, 138,”& “ 135, 134, 133, 132, 127, 126, 125, 124, 121, 120,”& “ 119, 118, 113, 112, 111, 110, 107, 106, 105, 104),”& “ADSBAR : 77,”& “BEBAR : (83, 82, 79, 78),”& “BLASTBAR : 84,”& “BOFFBAR : 10,”& “BREQ : 100,”& “BSTALL : 91,”& “BTERMBAR : 67,”& “CT : (183, 182, 181, 180),”& “CLKIN : 175,”& “D : (12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,”& “ 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 52,”& “ 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64),”& “DENBAR : 85,”& “DP : (206, 207, 203, 202),”& “DTRBAR : 89,”& “DCBAR : 96,”& “FAILBAR : 5,”& “HOLD : 69,”& “HOLDA : 72,”& “LOCKBAR : 99,”& “NMIBAR : 159,”& Example 2. Boundary-Scan Description Language (BSDL) for PQ2 Package Example (Sheet 3 of 8) |