| データシートサーチシステム |
|
FC80960HD32SL2GL データシート(PDF) 47 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FC80960HD32SL2GL データシート(HTML) 47 Page - Intel Corporation |
|
47 / 102 page ![]() 80960HA/HD/HT Advance Information Datasheet 41 Figure 17. TCK Waveform Figure 18. Input Setup and Hold Waveforms for TBSIS1 and TBSIH1 2.0 V 1.5 V 0.8 V TBSCF TBSCH TBSCL TBSC TBSCR TCLK Inputs: TMS 1.5 V 1.5 V 1.5 V TDI 1.5 V 1.5 V Valid TBSIS1 TBSIH1 |