| データシートサーチシステム |
|
DM385 データシート(PDF) 45 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM385 データシート(HTML) 45 Page - Texas Instruments |
|
45 / 281 page ![]() DM385, DM388 www.ti.com SPRS821D – MARCH 2013 – REVISED DECEMBER 2013 Table 3-11. Ball Characteristics (AAR Package) (continued) BALL PINCNTL PINCNTL BALL MODE RESET BUFFER BALL NUMBER [1] BALL NAME [2] SIGNAL NAME [3] REGISTER NAME DEFAULT TYPE [7] DSIS [8] RESET POWER [11] HYS [12] [6] REL. TYPE [13] AND ADDRESS[4] VALUE[5] STATE [9] STATE [10] A14 HDMI_DN0 HDMI_DN0 NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDA_HDMI_1P8 NA B13 HDMI_DN1 HDMI_DN1 NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDA_HDMI_1P8 NA A12 HDMI_DN2 HDMI_DN2 NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDA_HDMI_1P8 NA B14 HDMI_DP0 HDMI_DP0 NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDA_HDMI_1P8 NA B12 HDMI_DP1 HDMI_DP1 NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDA_HDMI_1P8 NA A11 HDMI_DP2 HDMI_DP2 NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDA_HDMI_1P8 NA T27 I2C[0]_SCL I2C[0]_SCL PINCNTL263 / 0x000C 0000 0x01 I/O PIN H H DVDD 0x4814 0C18 T24 I2C[0]_SDA I2C[0]_SDA PINCNTL264 / 0x000C 0000 0x01 I/O PIN H H DVDD 0x4814 0C1C D2 I2C[1]_SCL I2C[1]_SCL PINCNTL78 / 0x000E 0000 0x01 I/O 1 H H DVDD 0x4814 0934 HDMI_SCL 0x02 I/O 1 D1 I2C[1]_SDA I2C[1]_SDA PINCNTL79 / 0x000E 0000 0x01 I/O 1 H H DVDD 0x4814 0938 HDMI_SDA 0x02 I/O 1 J19 LDOCAP_ARM LDOCAP_ARM NA / NA NA A NA NA NA NA NA K20 LDOCAP_ARMRAM LDOCAP_ARMRAM NA / NA NA A NA NA NA NA NA W23 LDOCAP_HDVICP LDOCAP_HDVICP NA / NA NA A NA NA NA NA NA Y24 LDOCAP_HDVICPRAM LDOCAP_HDVICPRAM NA / NA NA A NA NA NA NA NA U9 LDOCAP_RAM0 LDOCAP_RAM0 NA / NA NA A NA NA NA NA NA T22 LDOCAP_RAM1 LDOCAP_RAM1 NA / NA NA A NA NA NA NA NA AB10 LDOCAP_RAM2 LDOCAP_RAM2 NA / NA NA A NA NA NA NA NA M24 LDOCAP_SERDESCLK LDOCAP_SERDESCLK NA / NA NA A NA NA NA NA NA AD30 MCA[0]_ACLKR MCA[0]_ACLKR PINCNTL19 / 0x0004 0000 0x01 I/O 0 L L DVDD 0x4814 0848 AD28 MCA[0]_ACLKX MCA[0]_ACLKX PINCNTL17 / 0x0004 0000 0x01 I/O PIN L L DVDD 0x4814 0840 AF30 MCA[0]_AFSR MCA[0]_AFSR PINCNTL20 / 0x000C 0000 0x01 I/O 0 L L DVDD 0x4814 084C AE29 MCA[0]_AFSX MCA[0]_AFSX PINCNTL18 / 0x000C 0000 0x01 I/O PIN L L DVDD 0x4814 0844 AF29 MCA[0]_AXR[0] MCA[0]_AXR[0] PINCNTL21 / 0x000C 0000 0x01 I/O PIN L L DVDD 0x4814 0850 Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated Device Pins 45 Submit Documentation Feedback Product Folder Links: DM385 DM388 |