| データシートサーチシステム |
|
DM385 データシート(PDF) 35 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM385 データシート(HTML) 35 Page - Texas Instruments |
|
35 / 281 page ![]() DM385, DM388 www.ti.com SPRS821D – MARCH 2013 – REVISED DECEMBER 2013 Table 3-11. Ball Characteristics (AAR Package) (continued) BALL PINCNTL PINCNTL BALL MODE RESET BUFFER BALL NUMBER [1] BALL NAME [2] SIGNAL NAME [3] REGISTER NAME DEFAULT TYPE [7] DSIS [8] RESET POWER [11] HYS [12] [6] REL. TYPE [13] AND ADDRESS[4] VALUE[5] STATE [9] STATE [10] W1 CSI2_DY[3] CSI2_DY[3] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA V2 CSI2_DY[4] CSI2_DY[4] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA P15, P17, R15, CVDD CVDD NA / NA NA PWR NA NA NA NA R17, T13, T17, NA T18, U11, U12, U15, U17, V11, V12, V15, V17, W13, W14, W19, W20, Y13, Y14, Y19, Y20 K17, L17, L18, CVDD_ARM CVDD_ARM NA / NA NA PWR NA NA NA NA M13, M14, M17 NA U20, U21, V20, CVDD_HDVICP CVDD_HDVICP NA / NA NA PWR NA NA NA NA V21, W22 NA AL24 DDR[0]_A[0] DDR[0]_A[0] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AC22 DDR[0]_A[1] DDR[0]_A[1] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AJ23 DDR[0]_A[2] DDR[0]_A[2] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AJ27 DDR[0]_A[3] DDR[0]_A[3] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AK28 DDR[0]_A[4] DDR[0]_A[4] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AH27 DDR[0]_A[5] DDR[0]_A[5] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AK30 DDR[0]_A[6] DDR[0]_A[6] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AG23 DDR[0]_A[7] DDR[0]_A[7] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AL29 DDR[0]_A[8] DDR[0]_A[8] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AK29 DDR[0]_A[9] DDR[0]_A[9] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AD23 DDR[0]_A[10] DDR[0]_A[10] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AK24 DDR[0]_A[11] DDR[0]_A[11] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AH23 DDR[0]_A[12] DDR[0]_A[12] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AK23 DDR[0]_A[13] DDR[0]_A[13] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AL23 DDR[0]_A[14] DDR[0]_A[14] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA AK22 DDR[0]_A[15] DDR[0]_A[15] NA / NA 0x01 O NA H 1 DVDD_DDR[0] NA Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated Device Pins 35 Submit Documentation Feedback Product Folder Links: DM385 DM388 |