| データシートサーチシステム |
|
STM32L476VE データシート(PDF) 65 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L476VE データシート(HTML) 65 Page - STMicroelectronics |
|
65 / 232 page ![]() DocID025976 Rev 4 65/232 STM32L476xx Pinouts and pin description 92 --- 45 M11 67 PE14 I/O FT - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, TIM1_BKIN2_COMP2, SPI1_MISO, QUADSPI_BK1_IO2, FMC_D11, EVENTOUT - --- 46 M12 68 PE15 I/O FT - TIM1_BKIN, TIM1_BKIN_COMP1, SPI1_MOSI, QUADSPI_BK1_IO3, FMC_D12, EVENTOUT - 29 H3 H3 47 L10 69 PB10 I/O FT_fl - TIM2_CH3, I2C2_SCL, SPI2_SCK, DFSDM_DATIN7, USART3_TX, LPUART1_RX, QUADSPI_CLK, LCD_SEG10, COMP1_OUT, SAI1_SCK_A, EVENTOUT - 30 G3 G3 48 L11 70 PB11 I/O FT_fl - TIM2_CH4, I2C2_SDA, DFSDM_CKIN7, USART3_RX, LPUART1_TX, QUADSPI_NCS, LCD_SEG11, COMP2_OUT, EVENTOUT - 31 J2 J2 49 F12 71 VSS S - - - - 32 J1 J1 50 G12 72 VDD S - - - - 33 H1 H1 51 L12 73 PB12 I/O FT_l - TIM1_BKIN, TIM1_BKIN_COMP2, I2C2_SMBA, SPI2_NSS, DFSDM_DATIN1, USART3_CK, LPUART1_RTS_DE, TSC_G1_IO1, LCD_SEG12, SWPMI1_IO, SAI2_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT - Table 15. STM32L476xxSTM32L476xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |