| データシートサーチシステム |
|
STM32L476VE データシート(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L476VE データシート(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 232 page ![]() Port E PE0 - - - LCD_SEG36 FMC_NBL0 - TIM16_CH1 EVENTOUT PE1 - - - LCD_SEG37 FMC_NBL1 - TIM17_CH1 EVENTOUT PE2 - TSC_G7_IO1 - LCD_SEG38 FMC_A23 SAI1_MCLK_ A - EVENTOUT PE3 - TSC_G7_IO2 - LCD_SEG39 FMC_A19 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE4 - TSC_G7_IO3 - - FMC_A20 SAI1_FS_A - EVENTOUT PE5 - TSC_G7_IO4 - - FMC_A21 SAI1_SCK_A - EVENTOUT PE6 - - - - FMC_A22 SAI1_SD_A - EVENTOUT PE7 - - - - FMC_D4 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE8 - - - - FMC_D5 SAI1_SCK_B - EVENTOUT PE9 - - - - FMC_D6 SAI1_FS_B - EVENTOUT PE10 - TSC_G5_IO1 QUADSPI_CLK - FMC_D7 SAI1_MCLK_ B - EVENTOUT PE11 - TSC_G5_IO2 QUADSPI_NCS - FMC_D8 - - EVENTOUT PE12 - TSC_G5_IO3 QUADSPI_BK1_IO0 - FMC_D9 - - EVENTOUT PE13 - TSC_G5_IO4 QUADSPI_BK1_IO1 - FMC_D10 - - EVENTOUT PE14 - - QUADSPI_BK1_IO2 - FMC_D11 - - EVENTOUT PE15 - - QUADSPI_BK1_IO3 - FMC_D12 - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 16) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4, UART5, LPUART1 CAN1, TSC OTG_FS, QUADSPI LCD SDMMC1, COMP1, COMP2, FMC, SWPMI1 SAI1, SAI2 TIM2, TIM15, TIM16, TIM17, LPTIM2 EVENTOUT |