| データシートサーチシステム |
|
STM32L476VE データシート(PDF) 74 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L476VE データシート(HTML) 74 Page - STMicroelectronics |
|
74 / 232 page ![]() Port B PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 TIM8_CH2N - - - USART3_CK PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 TIM8_CH3N - - DFSDM_DATIN0 USART3_RTS_ DE PB2 RTC_OUT LPTIM1_OUT - - I2C3_SMBA - DFSDM_CKIN0 - PB3 JTDO- TRACESWO TIM2_CH2 - - - SPI1_SCK SPI3_SCK USART1_RTS_ DE PB4 NJTRST - TIM3_CH1 - - SPI1_MISO SPI3_MISO USART1_CTS PB5 - LPTIM1_IN1 TIM3_CH2 - I2C1_SMBA SPI1_MOSI SPI3_MOSI USART1_CK PB6 - LPTIM1_ETR TIM4_CH1 TIM8_BKIN2 I2C1_SCL - DFSDM_DATIN5 USART1_TX PB7 - LPTIM1_IN2 TIM4_CH2 TIM8_BKIN I2C1_SDA - DFSDM_CKIN5 USART1_RX PB8 - - TIM4_CH3 - I2C1_SCL - DFSDM_DATIN6 - PB9 - IR_OUT TIM4_CH4 - I2C1_SDA SPI2_NSS DFSDM_CKIN6 - PB10 - TIM2_CH3 - - I2C2_SCL SPI2_SCK DFSDM_DATIN7 USART3_TX PB11 - TIM2_CH4 - - I2C2_SDA - DFSDM_CKIN7 USART3_RX PB12 - TIM1_BKIN - TIM1_BKIN_ COMP2 I2C2_SMBA SPI2_NSS DFSDM_DATIN1 USART3_CK PB13 - TIM1_CH1N - - I2C2_SCL SPI2_SCK DFSDM_CKIN1 USART3_CTS PB14 - TIM1_CH2N - TIM8_CH2N I2C2_SDA SPI2_MISO DFSDM_DATIN2 USART3_RTS_ DE PB15 RTC_REFIN TIM1_CH3N - TIM8_CH3N - SPI2_MOSI DFSDM_CKIN2 - Table 16. Alternate function AF0 to AF7 (for AF8 to AF15 see Table 17) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS_AF TIM1/TIM2/ TIM5/TIM8/ LPTIM1 TIM1/TIM2/ TIM3/TIM4/ TIM5 TIM8 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2 SPI3/DFSDM USART1/ USART2/ USART3 |