| データシートサーチシステム |
|
STM32L063C8 データシート(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L063C8 データシート(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 121 page ![]() DocID025660 Rev 6 41/121 STM32L063x8 Pin descriptions 47 18 26 PB0 I/O FT - EVENTOUT, LCD_SEG5, TSC_G3_IO2 LCD_VLCD3, ADC_IN8, VREF_OUT 19 27 PB1 I/O FT - LCD_SEG6, TSC_G3_IO3, LPUART1_RTS_DE ADC_IN9, VREF_OUT 20 28 PB2 I/O FT - LPTIM1_OUT, TSC_G3_IO4 LCD_VLCD1 21 29 PB10 I/O FT - LCD_SEG10, TIM2_CH3, TSC_SYNC, LPUART1_TX, SPI2_SCK, I2C2_SCL - 22 30 PB11 I/O FT - EVENTOUT, LCD_SEG11, TIM2_CH4, TSC_G6_IO1, LPUART1_RX, I2C2_SDA - 23 31 VSS S - - - 24 32 VDD S - - - 25 33 PB12 I/O FT - SPI2_NSS/I2S2_WS, LCD_SEG12, LPUART1_RTS_DE, TSC_G6_IO2, I2C2_SMBA, EVENTOUT LCD_VLCD2 26 34 PB13 I/O FTf - SPI2_SCK/I2S2_CK, LCD_SEG13, TSC_G6_IO3, LPUART1_CTS, I2C2_SCL, TIM21_CH1 - 27 35 PB14 I/O FTf - SPI2_MISO/I2S2_MCK, LCD_SEG14, RTC_OUT, TSC_G6_IO4, LPUART1_RTS_DE, I2C2_SDA, TIM21_CH2 - 28 36 PB15 I/O FT - SPI2_MOSI/I2S2_SD, LCD_SEG15, RTC_REFIN - -37 PC6 I/O FT - TIM22_CH1, LCD_SEG24, TSC_G8_IO1 - Table 15. STM32L063x8 pin definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |