| データシートサーチシステム |
|
STM32L431 データシート(PDF) 66 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L431 データシート(HTML) 66 Page - STMicroelectronics |
|
66 / 200 page ![]() Port C PC0 - LPTIM1_IN1 - - I2C3_SCL - - - PC1 - LPTIM1_OUT - - I2C3_SDA - - - PC2 - LPTIM1_IN2 - - - SPI2_MISO - - PC3 - LPTIM1_ETR - - - SPI2_MOSI - - PC4 - - ---- - USART3_TX PC5 - - ---- - USART3_RX PC6 - - ---- -- PC7 - - ---- -- PC8 - - ---- -- PC9 - - ---- -- PC10 -- ---- SPI3_SCK USART3_TX Port C PC11 -- ---- SPI3_MISO USART3_RX PC12 -- ---- SPI3_MOSI USART3_CK PC13 -- ---- -- PC14 -- ---- -- PC15 -- ---- -- Table 15. Alternate function AF0 to AF7 (for AF8 to AF15 see Table 16) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS_AF TIM1/TIM2/ LPTIM1 TIM1/TIM2 USART2 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2 SPI3 USART1/ USART2/ USART3 |