データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NCV8445 データシート(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

部品番号 NCV8445
部品情報  Self Protected High Side Driver
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NCV8445 データシート(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button NCV8445_17 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
NCV8445
www.onsemi.com
8
TYPICAL CHARACTERISTICS CURVES
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
TEMPERATURE (
°C)
−50
0
50
100
150
Figure 11. Vin Threshold Low vs. Temperature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
−50
0
50
100
150
TEMPERATURE (
°C)
Figure 12. Input Current vs. Temperature
Iin @ 1.25 V
Iin @ 3.25 V
Iin @ 5 V
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
TEMPERATURE (
°C)
Figure 13. Input Clamp Voltage (Positive) vs.
Temperature
−50
0
50
100
150
−10.0
−10.5
−11.0
−11.5
−12.0
−12.5
−13.0
−13.5
−14.0
−50
0
50
100
150
TEMPERATURE (
°C)
Figure 14. Input Clamp Voltage (Negative) vs.
Temperature
0
5
10
15
20
30
35
40
45
50
010
20
30
40
Vbat (V)
Figure 15. Turn On Delay Time vs. Vbat and
Temperature
−40
°C
25
°C
150
°C
0
10
20
30
40
50
60
70
0
102030
40
−40
°C
25
°C
150
°C
Vbat (V)
Figure 16. Turn Off Delay Time vs. Vbat and
Temperature
25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com