データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NCV8445 データシート(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

部品番号 NCV8445
部品情報  Self Protected High Side Driver
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NCV8445 データシート(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button NCV8445_17 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
NCV8445
www.onsemi.com
9
TYPICAL CHARACTERISTICS CURVES
−40
°C
150
°C
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
10203040
−40
°C
25
°C
150
°C
Vbat (V)
Figure 17. Slew Rate ON vs. Vbat and
Temperature
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
10203040
Vbat (V)
Figure 18. Slew Rate OFF vs. Vbat and
Temperature
25
°C
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
TEMPERATURE (
°C)
Figure 19. Forward Voltage (@ −1.3 A) vs.
Temperature
−50
0
50
100
150
0
50
100
150
200
250
300
0
10203040
−40
°C
25
°C
150
°C
VD (V)
Figure 20. STAT Low Voltage vs. VD
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
TEMPERATURE (
°C)
Figure 21. Status Leakage Current vs.
Temperature
−50
0
50
100
150
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
−50
0
50
100
150
TEMPERATURE (
°C)
Figure 22. Status Clamp Voltage (Positive) vs.
Temperature
1.8
2.0
0.35
0.30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com