データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NCV8445 データシート(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

部品番号 NCV8445
部品情報  Self Protected High Side Driver
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NCV8445 データシート(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button NCV8445_17 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor NCV8445_17 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
NCV8445
www.onsemi.com
10
TYPICAL CHARACTERISTICS CURVES
0
−1.0
−2.0
−3.0
−4.0
−50
0
50
100
150
TEMPERATURE (
°C)
Figure 23. Status Clamp Voltage (Negative) vs.
Temperature
5
7
9
11
13
19
−50
0
50
100
150
TEMPERATURE (
°C)
Figure 24. Current Limit vs. Temperature
VD = 13.5 V
43
44
45
46
47
49
0
10
203040
50
VD (V)
Figure 25. Turn Off Output Clamp Voltage vs.
VD and Temperature
−40
°C
25
°C
150
°C
0
50
100
150
200
250
300
−50 −30 −10 10
30
50
70
90
110 130 150
TEMPERATURE (
°C)
Figure 26. ON State Open Load Detection vs.
Temperature VD = 13.5 V
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
VD (V)
Figure 27. Off State OL Detection Threshold
vs. VD and Temperature
−40
°C
25
°C
150
°C
1
10
10
100
L (mH)
Figure 28. Single−Pulse Maximum Switch−off
Current vs. Load Inductance
25
°C
150
°C
−0.5
−1.5
−2.5
−3.5
15
17
48



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com