データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT7L4811 データシート(PDF) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT7L4811
部品情報  Non-isolation Buck LED Lighting Driver with Active PFC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT7L4811 データシート(HTML) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT7L4811 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Rev. 1.30
7
June 26, 2015
HT7L4811
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
90
100
115
135
180
220
240
265
AC input (Vac)
LED 10S
LED 11S
LED 12S
LED 13S
LED 14S
Figure 11. Iout vs. Wide AC Voltage in T8 (18W, 12S / 425mA*) Tube
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
100
115
135
180
220
240
265
AC input (Vac)
10S,414mA
11S,414mA
12S,414mA
13S,414mA
14S,414mA
Figure 12. Efficiency vs. Wide AC Voltage in T8(18W, 12S / 425mA) Tube
0.840
0.860
0.880
0.900
0.920
0.940
0.960
0.980
1.000
90
100
115
135
180
220
240
265
AC input (Vac)
10S,414mA
11S,414mA
12S,414mA
13S,414mA
14S,414mA
Figure 13. Power Factor (PF) vs. Wide AC Voltage in T8(18W, 12S / 425mA) Tube



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com