データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT7L4811 データシート(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT7L4811
部品情報  Non-isolation Buck LED Lighting Driver with Active PFC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT7L4811 データシート(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT7L4811 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
Rev. 1.30
4
June 26, 2015
HT7L4811
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Gate Driver
tR
Rising Time
CLOAD=1nF, 10%~90%
85
ns
tF
Falling Time
CLOAD=1nF, 10%~90%
50
ns
ISource
Source Current
220
mA
ISink
Sink Current
250
mA
VG_CLAMP
Gate Clamp Voltage
@ VCC = 25V
16
19.5
V
Typical Performance Characteristics
4
6
8
10
12
14
16
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
temperature (℃)
Figure 1. Start-Up Current vs. Temperature
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
temperature (℃)
Figure 2. Operation Current vs. Temperature
17
17.4
17.8
18.2
18.6
19
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
temperature (℃)
Figure 3. UVLO_on vs. Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com