データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT7L4811 データシート(PDF) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT7L4811
部品情報  Non-isolation Buck LED Lighting Driver with Active PFC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT7L4811 データシート(HTML) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT7L4811 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT7L4811 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
Rev. 1.30
2
June 26, 2015
HT7L4811
Block Diagram
0.2V
CS
COMP
ZCD
Starter
Min
Off Time
DRV
EA
PWM
Generator
OCP
ZCD
Comparator
UVLO
VCC
Reference
& Bias
ZCD OVP
OTP
Logic
Control
Driver
LEB
GND
VCC OVP
Pin Assignment
COMP CS ZCD
DRV
GND
Top View
SOT23-6
VCC
L4811
Pin Description
Pin No.
Symbol
Description
1
VCC
Power supply pin
2
GND
Ground pin
3
DRV
Gate drive output for driving external power MOSFETs
4
ZCD
Zero-current detect pin
5
CS
Current sense pin. A resistor is connected to sense the MOSFET current.
6
COMP
Loop compensation pin. A capacitor is placed between COMP and GND.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com