データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD9268-80EBZ データシート(PDF) 26 Page - Analog Devices

部品番号 AD9268-80EBZ
部品情報  1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC)
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9268-80EBZ データシート(HTML) 26 Page - Analog Devices

Back Button AD9268-80EBZ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices AD9268-80EBZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices AD9268-80EBZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices AD9268-80EBZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices AD9268-80EBZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices AD9268-80EBZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices AD9268-80EBZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices AD9268-80EBZ Datasheet HTML 29Page - Analog Devices AD9268-80EBZ Datasheet HTML 30Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 45 page
background image
AD9268
Rev. A | Page 25 of 44
EQUIVALENT CIRCUITS
VIN
Figure 55. Equivalent Analog Input Circuit
AVDD
CLK+
CLK–
0.9V
10k
10k
Figure 56. Equivalent Clock Input Circuit
DRVDD
PAD
Figure 57. Digital Output
26k
350
DRVDD
SDIO/DCS
Figure 58. Equivalent SDIO/DCS Circuit
26k
350
DRVDD
SCLK/DFS
OR OEB
Figure 59. Equivalent SCLK/DFS or OEB Input Circuit
350
AVDD
SENSE
Figure 60. Equivalent SENSE Circuit
26k
350
DRVDD
CSB
Figure 61. Equivalent CSB Input Circuit
6k
AVDD
VREF
Figure 62. Equivalent VREF Circuit
26k
350
PDWN
Figure 63. Equivalent PDWN Input Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com