データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-Y8SG データシート(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-Y8SG
部品情報  white SMT package, colorless clear resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-Y8SG データシート(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-Y8SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
LB Y8SG
9 Version 1.4 | 2018-02-12
LB Y8SG
-40-20
020406080
100
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Iv
Iv(25°C)
:blue
Relative Luminous Intensity 7)
I
v/Iv(25 °C) = f(Tj); IF = 20 mA
LB Y8SG
-40-20
020406080
100
Tj [°C]
-0,2
0,0
0,2
0,4
VF [V]
:blue
Forward Voltage 7)
V
F = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 20 mA
LB Y8SG
-40-20
020406080
100
Tj [°C]
-6
-4
-2
0
2
4
6
∆λ dom [nm]
:blue
Dominant Wavelength 7)
∆λ
dom = λdom - λdom(25 °C) = f(Tj); IF = 20 mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com