データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-Y8SG データシート(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-Y8SG
部品情報  white SMT package, colorless clear resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-Y8SG データシート(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LB-Y8SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
LB Y8SG
1 Version 1.4 | 2018-02-12
Produktdatenblatt | Version 1.1
www.osram-os.com
LB Y8SG
Micro SIDELED® 3010
Micro SIDELED is a SMT LED with side emission.
Due to its low package height it is ideal for applica-
tions in limited space environments.
Applications
Electronic Equipment
White Goods
Features:
Package: white SMT package, colorless clear resin
Chip technology: ThinGaN
Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
Color: λ
dom = 470 nm (blue)
Optical efficacy: 21 lm/W
Corrosion Robustness Class: 1B


同様の部品番号 - LB-Y8SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ams-OSRAM AG
LB-Y8SG AMSOSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 23P
Micro SIDELED® 3010
Version 1.5 2023-08-30
More results

同様の説明 - LB-Y8SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LA-M676 OSRAM-LA-M676 Datasheet
505Kb / 20P
white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LG-Y876 OSRAM-LG-Y876 Datasheet
962Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67F OSRAM-LO-A67F Datasheet
521Kb / 21P
white SMT package, colorless clear resin
LO-P47F OSRAM-LO-P47F Datasheet
525Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-T770 OSRAM-LO-T770 Datasheet
429Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
LP-M676 OSRAM-LP-M676 Datasheet
502Kb / 20P
white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com