データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-Y8SG データシート(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-Y8SG
部品情報  white SMT package, colorless clear resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-Y8SG データシート(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LB-Y8SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 22 page
background image
LB Y8SG
4 Version 1.4 | 2018-02-12
Characteristics
I
F = 20 mA; TA = 25 °C
Parameter
Symbol
Values
Dominant Wavelength 3)
I
F = 20 mA
λ
dom
min.
typ.
max.
464 nm
470 nm
476 nm
Spectral Bandwidth at 50% I
rel,max
∆λ
typ.
25 nm
Viewing angle at 50 % I
V
typ.
120 °
Forward Voltage 4)
I
F = 20 mA
V
F
min.
typ.
max.
2.90 V
3.20 V
3.70 V
Reverse current 2)
V
R = 5 V
I
R
typ.
max.
0.01 µA
10 µA
Real thermal resistance junction/ambient 5), 6)
R
thJA real
max.
540 K / W
Real thermal resistance junction/solderpoint 5)
R
thJS real
max.
320 K / W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com