データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-Y8SG データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-Y8SG
部品情報  white SMT package, colorless clear resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-Y8SG データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LB-Y8SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
LB Y8SG
5 Version 1.4 | 2018-02-12
Brightness Groups
Group
Luminous Intensity 1)
Luminous Intensity. 1)
Luminous Flux 7)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
typ.
I
v
I
v
Φ
V
T1
280 mcd
355 mcd
950 mlm
T2
355 mcd
450 mcd
1210 mlm
U1
450 mcd
560 mcd
1520 mlm
U2
560 mcd
710 mcd
1910 mlm
Forward Voltage Groups
Group
Forward Voltage 4)
Forward Voltage 4)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
V
F
V
F
4
2.90 V
3.20 V
5
3.20 V
3.50 V
6
3.50 V
3.70 V
Wavelength Groups
Group
Dominant Wavelength 3)
Dominant Wavelength 3)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
λ
dom
λ
dom
3
464 nm
468 nm
4
468 nm
472 nm
5
472 nm
476 nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com