データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-Y8SG データシート(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-Y8SG
部品情報  white SMT package, colorless clear resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-Y8SG データシート(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LB-Y8SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
LB Y8SG
3 Version 1.4 | 2018-02-12
Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Values
Operating Temperature
T
op
min.
max.
-40 °C
110 °C
Storage Temperature
T
stg
min.
max.
-40 °C
110 °C
Junction Temperature
T
j
max.
125 °C
Forward current
T
A = 25 °C
I
F
min.
max.
5 mA
30 mA
Surge Current
t ≤ 10 µs; D = 0.005 ; T
A = 25 °C
I
FS
max.
300 mA
Reverse voltage 2)
T
A = 25 °C
V
R
max.
5 V
ESD withstand voltage
acc. ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 0)
V
ESD
ESD sensitive device



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com