データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-Y8SG データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-Y8SG
部品情報  white SMT package, colorless clear resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-Y8SG データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-Y8SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LB-Y8SG Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
LB Y8SG
10 Version 1.4 | 2018-02-12
Lx Y8SG
020406080
100
T[°C]
0
5
10
15
20
25
30
IF[mA]
Donot usebelow5mA
: TA
: TS
Max. Permissible Forward Current
I
F = f(T)
0
A
OHL02426
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.35
p
t
F
I
D
P
t
= T
P
t
T
F
I
1
0.05
0.5
0.2
0.02
0.1
=
0.01
0.005
D
-5
1
10
-4
10
10
-3
-2
10
10-1
0 10 10
s
2
10
Permissible Pulse Handling Capability
I
F = f(tp); D: Duty cycle; TA = 85 °C
0
A
OHL02425
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.35
p
t
F
I
D
P
t
= T
P
t
T
F
I
1
0.05
0.5
0.2
0.02
0.1
=
0.01
0.005
D
-5
1
10
-4
10
10
-3
-2
10
10-1
0 10 10
s
2
10
Permissible Pulse Handling Capability
I
F = f(tp); D: Duty cycle; TA = 25 °C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com