データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC33592 データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号 MC33592
部品情報  315MHz, 434MHz Bands
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MC33592 データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  MC33592 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors MC33592 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MC33592 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MC33592 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MC33592 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MC33592 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MC33592 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MC33592 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MC33592 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
MOTOROLA
MC33592 Technical Data
3
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Notes:
1 Human Body model, AEC-Q100-002 Rev. C.
2 Machine Model, AEC-Q100-003 Rev. E.
Parameter
Symbol
Value
Unit
Supply Voltage
VCC
VCCLNA
VGND - 0.3 to 5.5
V
Voltage Allowed on Each Pin
VGND - 0.3
to VCC + 0.3
V
ESD HBM Voltage Capability on Each Pin (note 1)
±2000
V
ESD MM Voltage Capability on Each Pin (note 2)
±200
V
Solder Heat Resistance Test (10 s)
260
°C
Storage Temperature
Ts
-65 to +150
°C
Junction Temperature
Tj
150
°C
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com