| データシートサーチシステム |
|
AM29BDS643D データシート(PDF) 13 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29BDS643D データシート(HTML) 13 Page - Advanced Micro Devices |
|
13 / 46 page ![]() Am29BDS643D 13 PRELI M INARY Table 2. Sector Address Table Sector Sector Size (x16) Address Range SA0 32 Kwords 000000h—007FFFh SA1 32 Kwords 008000h—00FFFFh SA2 32 Kwords 010000h—017FFFh SA3 32 Kwords 018000h—01FFFFh SA4 32 Kwords 020000h—027FFFh SA5 32 Kwords 028000h—02FFFFh SA6 32 Kwords 030000h—037FFFh SA7 32 Kwords 038000h—03FFFFh SA8 32 Kwords 040000h—047FFFh SA9 32 Kwords 048000h—04FFFFh SA10 32 Kwords 050000h—057FFFh SA11 32 Kwords 058000h—05FFFFh SA12 32 Kwords 060000h—067FFFh SA13 32 Kwords 068000h—06FFFFh SA14 32 Kwords 070000h—077FFFh SA15 32 Kwords 078000h—07FFFFh SA16 32 Kwords 080000h—087FFFh SA17 32 Kwords 088000h—08FFFFh SA18 32 Kwords 090000h—097FFFh SA19 32 Kwords 098000h—09FFFFh SA20 32 Kwords 0A0000h—0A7FFFh SA21 32 Kwords 0A8000h—0AFFFFh SA22 32 Kwords 0B0000h—0B7FFFh SA23 32 Kwords 0B8000h—0BFFFFh SA24 32 Kwords 0C0000h—0C7FFFh SA25 32 Kwords 0C8000h—0CFFFFh SA26 32 Kwords 0D0000h—0D7FFFh SA27 32 Kwords 0D8000h—0DFFFFh SA28 32 Kwords 0E0000h—0E7FFFh SA29 32 Kwords 0E8000h—0EFFFFh SA30 32 Kwords 0F0000h—0F7FFFh |