データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091 データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091
部品情報  1A Lithium battery charging IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091 データシート(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4091 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
电气参数:
(VIN=5V, 除非另外注明,TA=-40℃ 到 85℃, 典型值在环境温度为25℃时测得)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电源电压
VIN
3.8
6
V
工作电流
IVIN
BAT端无负载
300
450
600
µ
A
电源电压过低锁存阈
Vuvlo
VIN上升
3.2
3.8
V
恒压充电电压
VREG
FB端连接到BAT端
4.158
4. 2
4.242
V
电池连接端电流
IBAT
RISET=1.22K, 恒流充电模式
850
1000
1150
mA
RISET=1.22K, VBAT=2.4V
75
100
125
VIN=0V, 睡眠模式
3
µ
A
预充电阈值
预充电阈值
VPRE
FB管脚电压上升
2.83
2.93
3.03
V
预充电阈值迟滞
HPRE
0.24
V
充电结束阈值
充电结束阈值
Vterm
测量
ISET管脚的电压
0.096
0.12
0.144
V
再充电阈值
再充电阈值
VRECH
FB管脚电压
VREG-0.15
V
睡眠模式
睡眠模式阈值
VSLP
VIN下降
测量电压差
(VIN-VBAT)
10
mV
睡眠模式解除阈值
VSLPR
VIN上升
测量电压差
(VIN-VBAT)
60
mV
ISET管脚
ISET管脚电压
VISET
VBAT<2.93V,预充电模式
0.12
V
恒流充电模式
1.205
FB管脚
FB输入电流1
IFB1
VFB=3.6V,正常充电状态
1.3
2.5
5
µ
A
FB输入电流2
IFB2
VIN<Vuvlo或VIN<VBAT
1
µ
A
TEMP管脚
高端阈值
VHIGH
TEMP管脚电压上升
77.5
80
82.5 %VIN
低端阈值
VLOW
TEMP管脚电压下降
42.5
45
47.5 %VIN
输入电流
TEMP到VIN或到地端的电流
0.5
µ
A
管脚
下拉电流
ICHRG
VCHRG=0.3V,充电状态
10
mA
漏电流
VCHRG=6V,充电结束状态
1
µ
A
管脚
下拉电流
IDONE
VDONE=0.3V,充电结束状态
10
mA
漏电流
VDONE=6V,充电状态
1
µ
A
5
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com