データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091 データシート(PDF) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091
部品情報  1A Lithium battery charging IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091 データシート(HTML) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4091 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
保持在大约
135℃。
漏极开路状态指示输出端
HM4091有两个漏极开路状态指示端,
,这两个状态指示端可以驱动发光二极管或单片机端
口。
用来指示充电状态,在充电时,
为低电平;
用来指示充电结束状态,当充电结束时,
为低电平。当电池的温度处于正常温度范围之外时,
管脚都输出高阻态。
当电池没有接到充电器时,
HM4091很快将输出电容充电到恒压充电电压值,并进入充电结束状态,由于
FB管脚工作电流对输出电容的放电效应,FB管脚和BAT管脚的电压将缓慢下降,一直下降到再充电阈值,
HM4091再次进入充电状态,这样在FB管脚和BAT管脚形成一个电压幅度约为150mV的锯齿波,同时
输出高阻态,
输出脉冲信号。
下表列出了两个状态指示端及其对应的充电器状态,假设
管脚接红色
LED,
管脚接绿色
LED
管脚电平(对应的LED状态)
管脚电平(对应的LED状态)
状态说明
低电平(红色
LED常亮)
高阻(绿色
LED灭)
正在充电
高阻(红色
LED灭)
低电平(绿色
LED常亮)
充电结束状态或没有连接电池
高阻(红色
LED灭)
高阻(绿色
LED灭)
三种可能异常状态:
输入电压低于电源低电压
锁存阈值,或者
输入电压低于电池连接端
BAT电压,或者
电池温度异常
当不用某个状态指示功能时,将不用的状态指示输出端接到地。
电源输入端VIN 滤波电容
电源输入端需要一个滤波电容
(图1和图2中的C1)。一般情况下,1uF的电容可以满足要求,对电容类型没
有特殊要求。如果适配器的输出电阻比较大或者连线比较长,可适当增加此电容值。在使用某些种类的
陶瓷电容时,由于共振和高品质因数特性,在带电插拔瞬间,会在
HM4091的电源输入端产生瞬间高电压,
可能损坏芯片,在这种情况下,输入电源可以通过一个二极管施加到
HM4091,如图6所示的电路(二极管
D1),或者在输入端和地之间增加一个TVS二极管,以抑制过冲电压。
9
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com